Part Number Hot Search : 
KBPC2501 48D12 216010 1N4549 AQV104A FDS1818 MP1580 M306203
Product Description
Full Text Search
 

To Download CC1140M3M Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 CONNECTORS | CONNETTORI version 091028
For electrovalves, style A, 3p+G, female, with cable Per elettrovalvole, stile A, 3p+T, femmina, con cavo
EN175301-803 style A square connector, (former DIN 43650-A), ISO 4400; built-in gasket; wide cable choice; single head or extension cable; application with electrovalves, etc. Used also as 2-pole in substitution of CA series, when it is required to avoid the polarity inversion. connettore quadrato EN175301-803 stile A, (ex DIN 43650-A), ISO 4400; guarnizione integrata; vasta scelta di cavi; singola testa o prolunga; applicazione con elettrovalvole, ecc. Usato anche come 2 poli al posto della serie CA, quando occorre evitare l'inversione di polarita. make the description code in a few steps A B C D (E) (yellow codes are preferred) forma il codice descrittivo in pochi passaggi (i codici gialli sono preferiti) At the first order, the sales service will communicate also a 5-character short code, to make easier filing and further orders. Al momento del primo ordine, il servizio vendite comunichera anche un codice breve di 5 caratteri, per semplificare l'archivio e il riordino. (F)
CC1x xxxxx
xxx
xxxx
x xx
xxxx
TPR (thermoplastic rubber) housing protection degree IEC 60529: IP65 (A3) head temperature: -40...125C (max 70C with electronic components) housing oil resistance: occasional contact housing hardness: 73 shore A PUR (polyurethane) housing protection degree IEC 60529: IP67, only IP65 (A3) if cable material is not pvc or pur head temperature: -40...80C (max 70C with electronic components) housing oil resistance: very good housing hardness: 90 shore A Other characteristics M3 central screw material: zinc plated iron (for stainless steel, see table E)
Rivestimento in TPR (gomma termoplastica) grado protezione IEC 60529: IP65 (A3) temperatura testa: -40...125C (max 70C con componenti elettronici) resistenza olio del rivestimento: contatto occasionale durezza rivestimento: 73 shore A Rivestimento in PUR (poliuretano) grado protezione IEC 60529: IP67, solo IP65 (A3) se il materiale del cavo non e pvc o pur temperatura testa: -40...80C (max 70C quando ci sono componenti elettronici) resistenza olio del rivestimento: ottima durezza rivestimento: 90 shore A Altre caratteristiche materiale vite centrale M3: ferro zincato (per acciaio inox, vedere tabella E) voltage tensione Vdc 1..250 voltage tensione Vac 1..250 1..250 1..250 1..250 max current corrente max A 10 10 10 10 clamping voltage tensione intervento V ----housing material materiale rivestimento TPR TPR TPR PUR housing colour colore rivestimento black nero grey grigio black nero tipo contatto contact type anti-vibration antivibrazione
main descript. descriz. princip. (a1) CC11 03V00 CC12 03A00 CC11 03A00 CC14 03A00 CC11 20R3M CC11 20R8M
A
cable cavo (a1) 513 513 513 513 514 514
B
length lungh (a1) 3000 3000 3000 3000 3000 3000
C
key chiave (a1) 0 0 0 0 0 0
D
circuit schema schema circuito (a2)
description descrizione
without electronic senza elettronica
1..250 1..250 1..250
2 Leds 10..50 -10 -black for switch over contacts, TPR nero 10..50 -10 -switching on 3 and 2; 2 Led fork CC13 20R3M 514 3000 0 10..50 -10 -per contatti di scambio, transparent forcella PUR commutazione tra 3 e 2 trasparente CC13 20R8M 514 3000 0 10..50 -10 -(a7) 2 Leds CC11 40M3M 513 3000 0 10..50 -10 V+1 black + 2 diodes TPR nero CC11 40M8M 513 3000 0 70..250 -10 V+1 for double solenoid; 2 Led CC13 40M3M 513 3000 0 10..50 -10 V+1 + 2 diodi transparent PUR per doppio solenoide trasparente CC13 40M8M 513 3000 0 70..250 -10 V+1 (a7) (a1) yellow codes are preferred; more other circuits available on page 46-2; columns B, C, D show standard versions, see the following tables for more data and available options; i codici gialli sono preferiti; molti altri circuiti sono disponibili a pagina 46-2; colonne B, C, D mostrano le versioni standard, vedere le tabelle seguenti per maggiori dati e alternative possibili. (a2) abbreviations: bn = brown, gn = green, ye = yellow, bu = blue, bk = black; circuits with 2p listed on CA series data sheet can be used with CC series, when it is required to avoid the polarity inversion; abbreviazioni: bn = marrone, gn = verde, ye = giallo, bu = blu, bk = nero; i circuiti con 2p elencati sulla scheda della serie CA possono essere usati con la serie CC, quando occorre evitare l'inversione di polarita. (a3) the IP65 protection degree is valid only if the connector is mounted with the cable exit not upward; il grado di protezione IP65 e valido solo se il connettore e montato con l'uscita del cavo non verso l'alto. (a7) the last character on the right in column A specify the Led colour: A = L1 green, L2 red; E = L1 green, L2 yellow; H = L1 red, L2 green; M = L1 yellow, L2 green; l'ultimo carattere a destra nella colonna A determina il colore del Led: A = L1 verde, L2 rosso; E = L1 verde, L2 giallo; H = L1 rosso, L2 verde; M = L1 giallo, L2 verde;
CC 45-4
www.shield.net
version 091028 CONNECTORS
voltage wires x size cable reference sheath wire drop material colour colour cable code caduta fili x sezione materiale riferimento colore colore codice cavo di tensione cavo guaina fili V @ 1A x 1m n x mm2 RAL (b1) (b2) (b3) (a2) (b4) 441 7,0 0,09 3 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 421 7,0 0,09 3 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 411 7,0 0,09 3 x 0,50 pvc LiYY bk 9005 A 507 8,5 0,06 3 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 612 10,0 0,05 3 x 1,0 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 623 10,0 0,05 3 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 604 10,0 0,05 3 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 442 7,0 0,09 3+1 x 0,50 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 422 7,0 0,09 3+1 x 0,50 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 499 7,0 0,09 3+1 x 0,50 silicon silicon rd 3016 A 544 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 534 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y bk 9005 A 524 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pur pvc LiYY11Y gy 7001 A 513 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 506 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A 54N 8,5 0,06 3+1 x 0,75 pvc HAR H05VV-F bk 9005 A 590 8,5 0,06 3+1 x 0,75 silicon silicon rd 3016 A 628 10,0 0,05 3+1 x 1,0 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 605 10,0 0,05 3+1 x 1,0 pvc LiYY bk 9005 A 620 10,0 0,05 3+1 x 1,0 silicon silicon rd 3016 A 547 8,5 0,06 4+1 x 0,75 pur halogenfree 300V 80C UL-CSA bk 9005 A 514 8,5 0,06 4+1 x 0,75 pvc IEC 60332-3A gy 7035 A 538 8,5 0,06 4+1 x 0,75 pvc LiYY bk 9005 A (b1) many other cables are available such as: pvc 90C, irradiated pur, teflon, shielded cables, etc. (see cable catalogue); molti altri cavi sono disponibili come: pvc 90C, pur irradiato, teflon, cavi schermati, ecc. (vedere catalogo cavi). (b2) IEC norms allow maximum values drop on the cable from 3% to 5% of rated voltage (for calculation see Technical Information); le norme IEC ammettono valori massimi di caduta sul cavo dal 3% al 5% della tensione nominale (per il calcolo vedere Informazioni Tecniche). (b3) example: 3 = three wires; 3+1 = three wires + green/yellow ground. esempio: 3 = tre conduttori; 3+1 = tre conduttori + terra giallo/verde. (b4) wires colour: A = brown, blue, black; green/yellow ground if present. colore fili: A = marrone, blu, nero; terra giallo/verde se presente.
| CONNETTORI
cable temperature temperatura cavo C -25...+ 80 -15...+ 70 -25...+ 90 -15...+ 70 -25...+ 80 -15...+ 70 -15...+ 70 -25...+ 80 -15...+ 70 -60...+180 -40...+ 80 -25...+ 80 -25...+ 80 -15...+ 70 -15...+ 70 -15...+ 70 -60...+180 -15...+ 70 -15...+ 70 -60...+180 -40...+ 80 -15...+ 70 -15...+ 70 cable data sheet scheda cavo MF-HK MN-BK MN-GK MN-HK MF-HK MN-BK MN-HK MF-HK MN-BK MS-GK MC-TE MF-HK MF-HK MN-BK MN-HK MN-PK MS-GK MN-BK MN-HK MS-GK MC-TE95 MN-BK75 MN-HK95
B
max current corrente max A @ 40C
cable class classe cavo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
length code 1000 1500 2000 3000 5000 8000 MT10 MT15 MT20 codice lunghezza (c1) cable length m 1 1,5 2 3 5 8 10 15 20 lunghezza cavo (c1) any cable length is possible for orders over 100 pieces; for extension cables lengths of 0,3 and 0,6 m are available as well; possibile qualsiasi lunghezza di cavo per ordini superiori a 100 pezzi; per le prolunghe sono disponibili anche le lunghezze di 0,3 e 0,6 m.
C
D
key code codice chiave
0
3
6
9
ground position posizione terra variant code codice variante max marking plate dimension dimensione max targhetta
E
empty space or 00 spazio vuoto o 00 --
05 --
10 4 x 15 mm empty nylon marking carrier, assembled; porta targhette di nylon, vuoto, assemblato
20 4 x 30 mm
21 4 x 18 mm
stainless steel central screw vite centrale acciaio inox other characteristics on request altre caratteristiche a richiesta no variant nessuna variante
empty pvc marking sleeve, assembled on cable; tubetto targhette pvc, vuoto, assemblato sul cavo
second side secondo lato (f1) description descrizione
F
empty space spazio vuoto only stripped cable solo cavo sguainato
RDLM M12, straight, 3p + G M12, diritto, 3p + T
RDMM
M12, angled, 3p + G M12, angolato, 3p + T
photo foto
wires connection collegamento fili
(f3) --
M12 - A male connector face view vista frontale connettore maschio
(f1) to verify second head characteristics, see respective product data sheets; per verificare le caratteristiche della seconda testa, vedere le rispettive schede prodotto. (f3) attention: for M12 series, when pin 5 is connected, the maximum working voltage is 60 V; attenzione: per serie M12, quando e collegato il terminale 5, la tensione massima di lavoro e 60 V.
www.shield.net
CC 45-5


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of CC1140M3M

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X